| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DFN322 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DFN322 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated |
|
5 / 51 page ![]() AP02002 Rev. 60 5 of 51 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated U-DFN1616-6 Type E X1-DFN1616-6 Type E Dim Min Max Typ A 0.47 0.53 0.50 A1 0 0.05 0.02 A3 — — 0.13 b 0.20 0.30 0.25 b1 0.10 0.30 0.20 D 1.55 1.65 1.60 D2 0.57 0.77 0.67 E 1.55 1.65 1.60 E2 1.30 1.50 1.40 e — — 0.50 L 0.25 0.35 0.30 L1 0.52 0.72 0.62 Z — — 0.175 All Dimensions in mm U-DFN1616-8 U-DFN1616-8 Dim Min Max Typ A 0.545 0.605 0.575 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.13 b 0.15 0.25 0.20 D 1.55 1.675 1.60 D2 0.35 0.55 0.45 E 1.55 1.675 1.60 e - - 0.40 E2 0.90 1.10 1.00 L 0.25 0.35 0.30 All Dimensions in mm D E e b(6X) L(2X) A A3 Z(4X) A1 L1 b1 E2 D2 b D e L D2 E E2 e A1 A A3 |