công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PX0410/02P/4045 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Elektron Components Ltd.

tên linh kiện PX0410/02P/4045
Giải thích chi tiết về linh kiện  400 Series Buccaneer짰
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BULGIN [Elektron Components Ltd.]
Trang chủ  http://www.bulgin.co.uk
Logo BULGIN - Elektron Components Ltd.

PX0410/02P/4045 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Elektron Components Ltd.

  PX0410/02P/4045 Datasheet HTML 1Page - Elektron Components Ltd. PX0410/02P/4045 Datasheet HTML 2Page - Elektron Components Ltd. PX0410/02P/4045 Datasheet HTML 3Page - Elektron Components Ltd. PX0410/02P/4045 Datasheet HTML 4Page - Elektron Components Ltd. PX0410/02P/4045 Datasheet HTML 5Page - Elektron Components Ltd. PX0410/02P/4045 Datasheet HTML 6Page - Elektron Components Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
www.elektron-bulgin.com
40
40
BUCCANEER FOR POWER
Mates with Flex In-line or
Panel mounting versions
PX0401, PX0411, PX0412 &
PX0413
Pin or socket
2, 3, 4, 6, 8, 10 or 12 pole
Screw locking ring
Contacts supplied separately
Mates with Flex Cable
connectors PX0400, PX0402 &
PX0410
Pin or socket
2, 3, 4, 6, 8, 10 or 12 pole
For in-line cable connection
Contacts supplied separately
PX0410/S
PX0410/P
PX0411/S
PX0411/P
400 Series Buccaneer
FLEX CABLE CONNECTOR
IN-LINE FLEX CABLE CONNECTOR
Overmoulded Flex connector
for pre-wired cable assemblies
Pin or socket
Cable range 2.5 -9.0mm o/d
2, 3, 4, 6, 8, 10 or 12 pole
Mates with PX0401 & PX0411
Flex In-Line connectors and
PX0412 & PX0413 panel
mounting connectors
PX0400
PRE-WIRED FLEX CONNECTOR
Right-angled overmoulded
Flex connector for pre-wired
cable assemblies
Pin or socket
Cable range 2.5 -9.0mm o/d
2, 3, 4, 6, 8, 10 or 12 pole
Mates with PX0401 & PX0411
Flex In-Line connectors and
PX0412 & PX0413 panel
mounting connectors
PX0402
PRE-WIRED FLEX CONNECTOR
Overmoulded Flex connector
for pre-wired cable assemblies
Pin or socket
Cable range 2.5 -9.0mm o/d
2, 3, 4, 6, 8, 10 or 12 pole
Mates with PX0400, PX0402 &
PX0410 Flex connectors
PX0401
PRE-WIRED IN-LINE FLEX CONNECTOR
Conns4 - Buccaneer 2010 - Power:Conns4 - Buccaneer 2005v8
8/6/10
16:34
Page 40



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com