| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LCW_JDSH_EC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCW_JDSH_EC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 24 page ![]() Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A LCW JDSH.EC 2012-02-15 5 Brightness Groups Helligkeits-Gruppierungsschema Forward Voltage Groups 2) page 24 Durchlassspannungsgruppe 2) Seite 24 Group Brightness 1) page 24 Brightness 1) page 24 Luminous Flux 4) page 24 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 24 Lichtstärke 1) Seite 24 Lichtstrom 4) Seite 24 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] FQ 12100 13000 37600 FR 13000 14000 40500 FS 14000 15000 43500 FT 15000 16400 47100 FU 16400 18000 51500 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group Gruppe (min.) V F [V] (max.) V F [V] L1 2.80 2.90 L2 2.90 3.00 M1 3.00 3.10 M2 3.10 3.20 N1 3.20 3.30 N2 3.30 3.40 O1 3.40 3.50 O2 3.50 3.60 |