công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431ACLPR bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431ACLPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
PDF  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL431ACLPR bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Texas Instruments

Back Button TL431ACLPR Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TL431ACLPR Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments TL431ACLPR Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TL431ACLPR Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TL431ACLPR Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TL431ACLPR Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TL431ACLPR Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TL431ACLPR Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TL431ACLPR Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 79 page
background image
MECHANICAL DATA
MPSF001F – JANUARY 1996 – REVISED JANUARY 2002
1
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
KTP (R-PSFM-G2)
PowerFLEX
 PLASTIC FLANGE-MOUNT PACKAGE
0.228 (5,79)
0.218 (5,54)
0.233 (5,91)
0.243 (6,17)
0.001 (0,02)
0.005 (0,13)
0.070 (1,78)
Seating Plane
0.080 (2,03)
0.010 (0,25) NOM
Gage Plane
0.010 (0,25)
4073388/M 01/02
0.037 (0,94)
0.047 (1,19)
0.247 (6,27)
0.237 (6,02)
NOM
0.215 (5,46)
0.371 (9,42)
0.381 (9,68)
0.090 (2,29)
0.100 (2,54)
0.287 (7,29)
0.031 (0,79)
0.032 (0,81) MAX
0.277 (7,03)
0.025 (0,63)
0.130 (3,30) NOM
0.090 (2,29)
0.180 (4,57)
M
0.010 (0,25)
0.004 (0,10)
2
°–6°
0.040 (1,02)
0.050 (1,27)
Thermal Tab
(See Note C)
0.010 (0,25) NOM
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. The center lead is in electrical contact with the thermal tab.
D. Dimensions do not include mold protrusions, not to exceed 0.006 (0,15).
E. Falls within JEDEC TO-252 variation AC.
PowerFLEX is a trademark of Texas Instruments.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com