công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CZRF11VB-HF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CZRF11VB-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Zener Diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CZRF11VB-HF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Comchip Technology

  CZRF11VB-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CZRF11VB-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CZRF11VB-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CZRF11VB-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology CZRF11VB-HF Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Page 5
SMD Zener Diode
Suggested PAD Layout
SIZE
(inch)
0.083
(mm)
2.10
1.20
1.20
0.047
0.047
3.30
0.130
E
0.90
0.035
Standard Package
A
B
C
D
A
C
B
E
D
Comchip Technology CO., LTD.
QW-G2009
REV:A
1005/SOD-323F
Case Type
Qty per Reel
(Pcs)
4000
1005/SOD-323F
Reel Size
(inch)
7



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com