công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDBA140SL-HF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CDBA140SL-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBA140SL-HF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  CDBA140SL-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBA140SL-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBA140SL-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBA140SL-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
QW-JL012
Comchip Technology CO., LTD.
Page 4
REV: A
A
B
C
E
D
XXXX
xxxx = Product type marking code
SIZE
(inch)
0.157
(mm)
4.00
2.50
1.70
0.100
0.068
6.50
0.256
E
1.50
0.060
B
C
D
A
DO-214AC(SMA)
Suggested PAD Layout
Marking Code
Part Number
SLS12
Marking Code
CDBA130SL-HF
CDBA140SL-HF
SLS13
SLS14
CDBA120SL-HF
Super Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
Standard Packaging
Case Type
5,000
REEL
( pcs )
Reel Size
(inch)
13
REEL PACK
DO-214AC
(SMA)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com