| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
12-22-R6GHC-A30-2C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Everlight Electronics Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12-22-R6GHC-A30-2C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Everlight Electronics Co., Ltd |
|
6 / 12 page ![]() 12-22/R6GHC-A30/2C Everlight Electronics Co., Ltd. http://www.everlight.com Rev.1 Page: 6 of 12 Device No. Prepared date: 30-Jun-2011 Prepared by: Haizheng Gao Typical Electro-Optical Characteristics Curves R6 Ambient Temperature T (°C ) a Wavelength λ(nm) Ta=25°C Forward Voltage V (V) F Forward Current I (mA) Ta=25°C Ambient Temperature T (°C a ) Ta=25°C 0° 0.5 0.3 0.1 0.7 0.8 0.9 1.0 40° 80° 0.6 0.2 0.4 90° 70° 60° 50° 10° 20° 30° Ta=25°C |