| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LAM676-R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Siemens Semiconductor Group |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAM676-R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Siemens Semiconductor Group |
|
6 / 7 page ![]() Semiconductor Group 6 1998-11-12 Durchlaßstrom I F = f (VF) Forward current T A = 25 ˚C Maximal zulässiger Durchlaßstrom Max. permissible forward current I F = f (TA) Relative Lichtstärke I V / IV(20 mA) = f (IF) Relative luminous intensity T A = 25 ˚C Relative Lichtstärke I V / IV(25 ˚C) = f (TA) Relative luminous intensity I F = 20 mA V OHL00232 F F Ι 10 -1 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 V 3.4 0 10 1 10 10 2 5 5 mA 5 1.0 T OHL00248 A 0 F Ι 0 20 40 60 80 C 100 mA 5 10 15 20 25 30 35 yellow Ι OHL00233 F -1 10 V Ι 10 -3 -2 -1 0 1 10 10 10 10 10 0 10 1 10 2 5 5 5 55 mA (20 mA) Ι V superred yellow orange/amber T OHL00238 0 V Ι -20 0 20 40 60 C 100 orange A 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 Ι V (25 C) yellow amber super-red super-red amber yellow orange LS M676, LA M676, LO M676 LY M676 |