công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPSA92G-T92-R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện MPSA92G-T92-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE PNP TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

MPSA92G-T92-R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  MPSA92G-T92-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies MPSA92G-T92-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies MPSA92G-T92-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies MPSA92G-T92-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MPSA92/93
PNP SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 4
www.unisonic.com.tw
QW-R201-019.C
TYPICAL CHARACTERISTICS
Collector Current, IC (mA)
DC Current Gain
Collector Current, IC (mA)
Saturation Voltage
VCE=-10V
VCE(SAT)
VBE(SAT)
IC=10×IB
-100
-101
-102
-103
-104
100
101
102
103
-101
-102
-103
-104
-100
-101
-102
-103
-104
Collector-Base Voltage, BVCBO (V)
Capacitance
CIB
CCB
Collector-Emitter Voltage, BVCEO (V)
Active-Region Safe Operating Area
DC
1.0ms
UTC
MPSA93
UTC
MPSA92
625mW Thermal limitation
TA=25°С
bonding breakdown
limitation TJ=25°С
101
102
-10-1
-100
-101
-102
-101
-102
-103
-104
-100
-101
-102
-103
Current Gain Bandwidth Product
Collector Current, IC (mA)
VCE=-20V
f=100MHz
101
102
103
-100
-101
-102
0.1ms



Html Pages

1 2 3 4