công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LR1116L-XX-AB3-B-R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện LR1116L-XX-AB3-B-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

LR1116L-XX-AB3-B-R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  LR1116L-XX-AB3-B-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies LR1116L-XX-AB3-B-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies LR1116L-XX-AB3-B-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies LR1116L-XX-AB3-B-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies LR1116L-XX-AB3-B-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies LR1116L-XX-AB3-B-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies LR1116L-XX-AB3-B-R Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies LR1116L-XX-AB3-B-R Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies LR1116L-XX-AB3-B-R Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
LR1116/B
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 9
www.unisonic.com.tw
QW-R102-022.O
MARKING INFORMATION
PACKAGE
VOLTAGE CODE
MARKING
SOT-89
12 :1.2V
15 :1.5V
18 :1.8V
25 :2.5V
2J :2.85V
30 :3.0V
33 :3.3V
36 :3.6V
50 :5.0V
SOT-223
TO-220
TO-252
TO-263
12
3
Voltage Code
Date Code
Pin Code
L: Lead Free
G: Halogen Free
LR1116
UTC
LOT Code
xx
Current Code
Note: Current code: Blank: 0.8A
B: 0.5A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9