công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RJK2006DPF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện RJK2006DPF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RJK2006DPF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button RJK2006DPF Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp RJK2006DPF Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp RJK2006DPF Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp RJK2006DPF Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp RJK2006DPF Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp RJK2006DPF Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp RJK2006DPF Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp RJK2006DPF Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp RJK2006DPF Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
RJK2006DPJ, RJK2006DPE, RJK2006DPF
REJ03G0512-0200 Rev.2.00 Nov 19, 2009
Page 5 of 7
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
10 V
RL
V
= 100 V
DD
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
Vout
Monitor
10 Ω
90%
10%
t f
Switching Time Test Circuit
Waveform
0.3
0.1
0.03
0.01
3
1
10 µ
100 µ
1 m
10 m
100 m
1
10
Pulse Width
PW (s)
Normalized Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width
DM
P
PW
T
D =
PW
T
θch – c(t) = γs (t) • θch – c
θch – c = 1.25°C/W, Tc = 25°C
Tc = 25°C
D = 1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.0
1
1sh
ot
pu
lse



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com