công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N0100P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện N0100P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR FOR SWITCHING
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

N0100P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  N0100P Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp N0100P Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp N0100P Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp N0100P Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp N0100P Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp N0100P Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp N0100P Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp N0100P Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Data Sheet D20203EJ1V0DS
3
N0100P
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C)
DERATING FACTOR OF FORWARD BIAS
SAFE OPERATING AREA
TOTAL POWER DISSIPATION vs.
AMBIENT TEMPERATURE
0
20
40
60
80
100
120
0
25
50
75
100
125
150
175
TA - Ambient Temperature -
°C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
25
50
75
100
125
150
175
Mounted on 2500 mm
2 x 35 μ m
Coper Pad Connected to
Drain Electrode, t
≤ 5 sec
TA - Ambient Temperature -
°C
FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA
-0.01
-0.1
-1
-10
-100
-0.1
-1
-10
-100
ID(DC) = –3.5 A
ID(pulse) = –12 A
TA = 25
°C
Single Pulse
Mounted on FR-4 board of
50 mm x 50 mm x 1.6 mm,
copper foil 50 mm x 50 mm, t
≤ 5 sec.
RD
S(
on
) L
im1
ite
d
(V
GS
= –
4.5
V)
110
0 m
1
s
110
m
1
s
11m
1
s
PW
= 3
00
μs
5 s
VDS - Drain to Source Voltage - V
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs. PULSE WIDTH
0.1
1
10
100
1000
Mounted on FR-4 board of 50 mm x 50 mm x 1.6 mm
Mounted on 2500 mm
2 x 35 μ m
Coper Pad Connected to Drain Electrode
PW - Pulse Width - s
0.1 m
1 m
10 m
100 m
1
10
100
1000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com