công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC5295 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC5295
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Quiescent Current, 150mA LDO Regulator
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC5295 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Micrel Semiconductor

  MIC5295 Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor MIC5295 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC5295 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC5295 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC5295 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC5295 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC5295 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC5295 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC5295 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
Micrel, Inc.
MIC5295
November 2009
5
M9999-110209-A
Typical Characteristics (continued)
Rev erse Current
(Open Input)
0
10
20
30
40
50
60
70
0
5
10
15
20
EXT ERNAL VOLT AG E (V)
Rev erse Current
(VIN Grounded)
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
EXT ERNAL VOLT AGE (V)
125°C
-40°C
25°C
125°C
-40°C
25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com