công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

30E2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 30E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon N Channel IGBT High Speed Power Switching
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

30E2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  30E2 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 30E2 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 30E2 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 30E2 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 30E2 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 30E2 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 30E2 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
RJP30E2DPP-M0
Preliminary
R07DS0347EJ0200 Rev.2.00
Page 5 of 6
Apr 12, 2011
1 m
10 m
100 m
1
10
Pulse Width PW (s)
1
0.3
3
0.1
0.03
0.01
10
0.001
0.003
D = 1
0.5
1shot
pulse
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Tc = 25
°C
Normalized Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width
PDM
PW
T
D =
PW
T
Switching Time Test Circuit
Waveform
Ic Monitor
Vin Monitor
D.U.T.
Rg
Vin = 15 V
VCC
10%
tf
tr
td(off)
td(on)
Ic
Vin
90%
90%
90%
10%
10%
ton
toff
RL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com