công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6411FDFP bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6411FDFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  108 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6411FDFP bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6411FDFP Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp R5F6411FDFP Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R5F6411FDFP Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R5F6411FDFP Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp R5F6411FDFP Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp R5F6411FDFP Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R5F6411FDFP Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp R5F6411FDFP Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp R5F6411FDFP Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 108 page
background image
R01DS0062EJ0120 Rev.1.20
Page 90 of 99
Sep 26, 2011
R32C/111 Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 =VCC2 =3.3 V
Timing Requirements (VCC1 =VCC2 = 3.0 to 3.6 V, VSS =0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Table 5.53
Serial Interface
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(CK)
CLKi input clock cycle time
200
ns
tw(CKH)
CLKi input high level pulse width
80
ns
tw(CKL)
CLKi input low level pulse width
80
ns
tsu(D-C)
RXDi input setup time
80
ns
th(C-D)
RXDi input hold time
90
ns
Table 5.54
A/D Trigger Input
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tw(ADH)
ADTRG input high level pulse width
Hardware trigger input high level pulse width
ns
tw(ADL)
ADTRG input low level pulse width
Hardware trigger input high level pulse width
125
ns
Table 5.55
External Interrupt
INTi Input
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tw(INH)
INTi input high level pulse width
Edge sensitive
250
ns
Level sensitive
tc(CPU) + 200
ns
tw(INL)
INTi input low level pulse width
Edge sensitive
250
ns
Level sensitive
tc(CPU) + 200
ns
Table 5.56
Intelligent I/O
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(ISCLK2)
ISCLK2 input clock cycle time
600
ns
tw(ISCLK2H)
ISCLK2 input high level pulse width
270
ns
tw(ISCLK2L)
ISCLK2 input low level pulse width
270
ns
tsu(RXD-ISCLK2) ISRXD2 input setup time
150
ns
th(ISCLK2-RXD) ISRXD2 input hold time
100
ns
3
φ
AD
----------



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com