công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F52106ADFN bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F52106ADFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas MCUs
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F52106ADFN bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F52106ADFN Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F52106ADFN Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F52106ADFN Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F52106ADFN Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F52106ADFN Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F52106ADFN Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F52106ADFN Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R5F52106ADFN Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp R5F52106ADFN Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 146 page
background image
R01DS0041EJ0090 Rev.0.90
Page 7 of 144
Aug 10, 2011
RX210 Group
1. Overview
Under development Preliminary document
Specifications in this document are tentative and subject to change.
Figure 1.1
How to Read the Product Part No., Memory Capacity, and Package Type
Type of memory
F: Flash memory version
Package type, number of pins, and pin pitch
FP : LQFP/100/0.50
FN : LQFP/80/0.50
FM : LQFP/64/0.50
FG : LQFP/100/0.65
FF : LQFP/80/0.65
FK : LQFP/64/0.80
LJ : TFLGA/100/0.65
ROM, RAM, and E2 data flash capacity
8: 512 Kbytes/64 Kbytes/8 Kbytes
7: 384 Kbytes/64 Kbytes/8 Kbytes
6: 256 Kbytes/32 Kbytes/8 Kbytes
5: 128 Kbytes/20 Kbytes/8 Kbytes
Group name
10 : RX210 Group
Renesas MCU
Renesas semiconductor product
Series name
RX200 Series
R 5
F 5
2
D
F
P
A
8
0
1
D : Products with wide temperature-range spec.
(-40 to +85°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com