công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F2138CSNFP bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F2138CSNFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F2138CSNFP bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F2138CSNFP Datasheet HTML 53Page - Renesas Technology Corp R5F2138CSNFP Datasheet HTML 54Page - Renesas Technology Corp R5F2138CSNFP Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp R5F2138CSNFP Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp R5F2138CSNFP Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp R5F2138CSNFP Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp R5F2138CSNFP Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp R5F2138CSNFP Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp R5F2138CSNFP Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 63 page
background image
R8C/38T-A Group
4. Electrical Characteristics
R01DS0081EJ0100 Rev.1.00
Page 57 of 60
Dec 09, 2011
Figure 4.7
External Clock Input Timing Diagram
Figure 4.8
Input Timing of TRJIO
Table 4.22
External Clock Input (XOUT, XCIN)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Vcc = 2.2 V, Topr = 25°C
Vcc = 3 V, Topr = 25°C
Vcc = 5 V, Topr = 25°C
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
tc(XOUT)
XOUT input cycle time
200
―
50
―
50
―
ns
tWH(XOUT)
XOUT input high width
90
―
24
―
24
―
ns
tWL(XOUT)
XOUT input low width
90
―
24
―
24
―
ns
tc(XCIN)
XCIN input cycle time
14
―
14
―
14
―μs
tWH(XCIN)
XCIN input high width
7
―
7
―
7
―μs
tWL(XCIN)
XCIN input low width
7
―
7
―
7
―μs
Table 4.23
Timing Requirements of TRJIO
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Vcc = 2.2 V, Topr = 25°C
Vcc = 3 V, Topr = 25°C
Vcc = 5 V, Topr = 25°C
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
tc(TRJIO)
TRJIO input cycle time
500
―
300
―
100
―
ns
tWH(TRJIO)
TRJIO input high width
200
―
120
―
40
―
ns
tWL(TRJIO)
TRJIO input low width
200
―
120
―
40
―
ns
External
Clock Input
tWH(XOUT),
tWH(XCIN)
tC(XOUT), tC(XCIN)
tWL(XOUT), tWL(XCIN)
TRJIO input
tC(TRJIO)
tWL(TRJIO)
tWH(TRJIO)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com