công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F2L357MNFP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F2L357MNFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  R8C/L35M Group, R8C/L36M Group, R8C/L38M Group, R8C/L3AM Group RENESAS MCU
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F2L357MNFP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F2L357MNFP Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F2L357MNFP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F2L357MNFP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F2L357MNFP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F2L357MNFP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F2L357MNFP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F2L357MNFP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R5F2L357MNFP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp R5F2L357MNFP Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 75 page
background image
R8C/L35M Group, R8C/L36M Group, R8C/L38M Group, R8C/L3AM Group
1. Overview
R01DS0028EJ0100 Rev.1.00
Page 7 of 72
Jun 28, 2011
1.2
Product Lists
Tables 1.7 to 1.10 list Product List for Each Group. Figures 1.1 to 1.4 show the Correspondence of Part No., with
Memory Size and Package for Each Group.
Table 1.7
Product List for R8C/L35M Group
Current of Jun 2011
Figure 1.1
Correspondence of Part No., with Memory Size and Package of R8C/L35M Group
Part No.
Internal ROM Capacity
Internal RAM
Capacity
Package Type
Remarks
Program ROM
Data Flash
R5F2L357MNFP
48 Kbytes
1 Kbyte
× 4
6 Kbytes
PLQP0052JA-A
N Version
R5F2L358MNFP
64 Kbytes
1 Kbyte
× 4
8 Kbytes
PLQP0052JA-A
R5F2L35AMNFP
96 Kbytes
1 Kbyte
× 4
10 Kbytes
PLQP0052JA-A
R5F2L35CMNFP
128 Kbytes
1 Kbyte
× 4
10 Kbytes
PLQP0052JA-A
R5F2L357MDFP
48 Kbytes
1 Kbyte
× 4
6 Kbytes
PLQP0052JA-A
D Version
R5F2L358MDFP
64 Kbytes
1 Kbyte
× 4
8 Kbytes
PLQP0052JA-A
R5F2L35AMDFP
96 Kbytes
1 Kbyte
× 4
10 Kbytes
PLQP0052JA-A
R5F2L35CMDFP
128 Kbytes
1 Kbyte
× 4
10 Kbytes
PLQP0052JA-A
Part No. R 5 F 2L 35 C M N FP
Package type:
FP: LQFP (0.65 mm pin pitch)
Classification
N: Operating ambient temperature -20°C to 85°C
D: Operating ambient temperature -40°C to 85°C
ROM capacity
7: 48 KB
8: 64 KB
A: 96 KB
C: 128 KB
R8C/L35M Group
R8C/Lx Series
Memory type
F: Flash memory
Renesas MCU
Renesas semiconductor



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com