công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R2J20657NP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R2J20657NP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Driver - MOS FET (DrMOS)
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R2J20657NP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R2J20657NP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R2J20657NP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R2J20657NP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R2J20657NP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R2J20657NP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R2J20657NP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp R2J20657NP Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp R2J20657NP Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp R2J20657NP Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
R2J20657NP
Preliminary
R07DS0247EJ0100 Rev.1.00
Page 9 of 16
Jan 25, 2011
Typical Data
Power Loss vs. Output Current
Output Current (A)
Output Voltage (V)
Input Voltage (V)
Power Loss vs. Input Voltage
Power Loss vs. Switching Frequency
Switching Frequency (kHz)
Power Loss vs. Output Voltage
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
5
10
15
20
25
30
40
35
4
6
8
10
12
14
16
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.8
1.7
1.4
1.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.8
1.7
1.4
1.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.8
1.7
1.4
1.6
0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4
250
500
750
1000
1250
VIN = 12 V
VCIN = Reg5V = 5 V
VOUT = 1.3 V
fPWM = 600 kHz
L = 0.45
μH
VIN = 12 V
VCIN = Reg5V = 5 V
fPWM = 600 kHz
L = 0.45
μH
IOUT = 25 A
VIN = 12 V
VCIN = Reg5V = 5 V
VOUT = 1.3 V
L = 0.45
μH
IOUT = 25 A
VCIN = Reg5V = 5 V
VOUT = 1.3 V
fPWM = 600 kHz
L = 0.45
μH
IOUT = 25 A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com