công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2PCS02 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện 2PCS02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller in Continuous Conduction Mode (CCM) with Input Brown-Out Protection
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

2PCS02 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Infineon Technologies AG

Back Button 2PCS02 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG 2PCS02 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG 2PCS02 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG 2PCS02 Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG 2PCS02 Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG 2PCS02 Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG 2PCS02 Datasheet HTML 17Page - Infineon Technologies AG 2PCS02 Datasheet HTML 18Page - Infineon Technologies AG 2PCS02 Datasheet HTML 19Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 20 page
background image
CCM-PFC
ICE2PCS02/G
Electrical Characteristics
Version 2.4
15
22 Mar 2010
4.3.3
System Protection Section
4.3.4
Current Loop Section
Parameter
Symbol
Limit Values
Unit Test Condition
min.
typ.
max.
Open Loop Protection (OLP)
VSENSE Threshold
V
OLP
0.55
0.6
0.65
V
Peak Current Limitation (PCL)
ISENSE Threshold
V
PCL
-1.16
-1.04
-0.95
V
Soft Over Current Control (SOC)
ISENSE Threshold
V
SOC
-0.75
-0.68
-0.61
V
Output Over-Voltage Protection (OVP)
V
OVP
3.1
3.25
3.4
V
Input Brown-out Protection (IBOP)
High to Low Threshold
V
VINSL
0.64
0.71
0.77
V
Input Brown-out Protection (IBOP)
Low to High Threshold
V
VINSH
1.46
1.50
1.57
V
Input Brown-out Protection (IBOP)
VINS Bias Current
I
VIN0V
-1
-0.2
1
mA V
VINS= 0V
Parameter
Symbol
Limit Values
Unit Test Condition
min.
typ.
max.
OTA2 Transconductance Gain
Gm
OTA2
0.8
1.0
1.3
mS
At Temp = 25°C
OTA2 Output Linear Range1)
1)
The parameter is not subject to production test - verified by design/characterization
I
OTA2
-
± 50
-
mA
ICOMP Voltage during OLP
V
ICOMPF
3.9
4.2
-
V
V
VSENSE= 0.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com