công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S10A2CIC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện S10A2CIC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

S10A2CIC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  S10A2CIC Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) S10A2CIC Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2007. 5. 21
2/2
S10A2CIC
Revision No : 2
NUMBER OF CYCLES AT 50Hz AND 60Hz
1
0
10
20
30
40
60
50
10
330
550
SURGE FORWARD CURRENT
(NON - REPETITIVE)
100
Ta=25 C
f=60MHz
50MHz
P
- I
F(AV)
O
O
AVERAGE OUTPUT RECTIFIED CURRENT I
(A)
0
0
2
4
6
8
12
10
24
6
8
10
12
RECTANGULAR
WAVEFORM
180
360
Tc - I O
O
AVERAGE OUTPUT RECTIFIED CURRENT I (A)
0
20
40
60
80
120
100
160
140
24
68
10
12
RECTANGULAR
WAVEFORM
180
360
I - V
FF
F
FORWARD VOLTAGE V (V)
T =150 C
25 C
j
0.1
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.3
1
3
10
30
100
0.5
5
50



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com