công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAC3305DN bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KAC3305DN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog CMOS Integrated Circuits
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KAC3305DN bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - KEC(Korea Electronics)

  KAC3305DN Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KAC3305DN Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KAC3305DN Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KAC3305DN Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KAC3305DN Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KAC3305DN Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
2007. 8. 22
6/6
Revision No : 1
KAC3305DN
Reference Voltage vs. Temperature
295
301
303
305
299
297
-15
10
35
60
-40
85
LED Current vs. Supply Voltage
[IOUT=700mA]
VIN (V)
VIN (V)
3.1
400
100
800
500
600
700
200
0
300
3.5
4.3
4.7
3.9
2.7
5.5
5.1
V
LED=3.5V
V
LED=4.3V
RS (Ω)
0.5
400
100
800
500
600
700
200
0
300
1.0
2.0
2.5
1.5
0.0
3.0
V
LED=3.5V
V
LED=4.3V
LED Current vs. RS
Battery Current vs. Supply Voltage
[IOUT=700mA]
3.1
400
1600
800
1200
600
1400
200
0
1000
3.5
4.3
4.7
3.9
2.7
5.5
5.1
TEMPERATURE (
)
C



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com