công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SVC203C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện SVC203C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Diffused Junction Type Silicon Diode Varactor Diode for FM Low-Voltage Electronic Tuning Use
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SVC203C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SVC203C_09 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SVC203C_09 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SVC203C_09 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device SVC203C_09 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SVC203C
No.2195-2/4
Package Dimensions
Electrical Connection
unit : mm (typ)
7013A-006
Address and Capacitance Value (Reference Value)
C1.0V
C6.0V
C9.0V
Address
Capacitance (pF)
Address
Capacitance (pF)
Address
Capacitance (pF)
11
59.10
61
18.91
91
10.89
62.92
19.95
12.17
12
61.97
62
19.76
92
11.93
65.65
20.85
13.33
63
20.64
21.79
64
21.57
22.77
65
22.55
23.80
66
23.56
24.87
1
3
2
1 : Anode
2 : Anode
3 : Cathode
Top view
1 : Anode
2 : Anode
3 : Cathode
SANYO : CP
12
3
2.9
0.95
0.4
0.1



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com