| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCF2100CT bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF2100CT bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - NXP Semiconductors |
|
17 / 24 page ![]() 1997 Mar 28 17 Philips Semiconductors Product specification LCD drivers PCF21xxC family Fig.17 Test loads. handbook, halfpage MLD298 S1 to S32 BP (PCF2112C), BP1, BP2 I = 15 µA L I = 25 µA L Fig.18 Output resistance of backplane and segments. (1) Tamb = +85 °c. (2) Tamb = +25 °c. (3) Tamb = −40 °c. handbook, halfpage 02 4 8 2 1.5 0.5 0 1 MLD288 6 R O (k Ω) DD V (V) typ (1) (2) (3) (1) (2) (3) R S R BP Fig.19 LOW level output current as a function of supply voltage (only PCF2112C). (1) Tamb = −40 °c. (2) Tamb = +25 °c. (3) Tamb = +85 °c. handbook, halfpage 02 4 8 18 8 16 MLD290 6 14 12 10 V (V) DD I OL (mA) typ (1) (2) (3) |