công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPLC-18_1111 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

tên linh kiện LPLC-18_1111
Giải thích chi tiết về linh kiện  18W Single Output Switching Power Supply
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

LPLC-18_1111 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  LPLC-18_1111 Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. LPLC-18_1111 Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MechanicalSpecification
Unit:mm
DeratingCurve
StaticCharacteristics
AMBIENTTEMPERATURE(
)
-30
0
10
20
30
40
50
70
20
40
60
80
100
(HORIZONTAL)
BlockDiagram
DETECTION
PWM
CIRCUIT
EMIFILTER
POWER
SWITCH-
FILTER
&
RECTIFIERS
+V
-V
I/P
ING
CONTROL
50
18WSingleOutputSwitchingPowerSupply
L P L C - 1 8 series
UL 101518AWG
UL 101518AWG
INPUTVOLTAGE(VAC)60Hz
90
100
110
105
115
125
120
132
90
100
80
70
60
50
40
fosc:67KHz
RECTIFIERS
60
140
+V(Red)
-V(Black)
AC/N(Blue)
AC/L(Brown)
300 20
300 20
3.6
3.6
3.5
3.5
FileName:LPLC-18-SPEC2011-11-08



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com