| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT8972 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT8972 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
8 / 13 page ![]() Package Information 16-pin DIP (300mil) Outline Dimensions · MS-001d (see fig1) Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 780 ¾ 880 B 240 ¾ 280 C 115 ¾ 195 D 115 ¾ 150 E14 ¾ 22 F45 ¾ 70 G ¾ 100 ¾ H 300 ¾ 325 I ¾¾ 430 · MS-001d (see fig2) Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 735 ¾ 775 B 240 ¾ 280 C 115 ¾ 195 D 115 ¾ 150 E14 ¾ 22 F45 ¾ 70 G ¾ 100 ¾ H 300 ¾ 325 I ¾¾ 430 HT8972 Rev. 1.00 8 December 23, 2008 1 6 1 9 8 A B C D E F G H I Fig1. Full Lead Packages 1 6 1 9 8 A B C D E F G H I Fig2. 1/2 Lead Packages |