công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MI-QC2LP-MYY bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện MI-QC2LP-MYY
Giải thích chi tiết về linh kiện  Military DC-DC Power Supplies
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

MI-QC2LP-MYY bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vicor Corporation

  MI-QC2LP-MYY Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation MI-QC2LP-MYY Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation MI-QC2LP-MYY Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation MI-QC2LP-MYY Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Long Term Safe Operating Area Curves*
Disable Circuit
Thermal Considerations
20 mA Max.
Disable
DIS+
DIS–
+
V
TIME (SECONDS)
1s
0
10
100ms
-1
10
10ms
-2
10
1ms
-3
10
100
µs
-4
10
10
µs
-5
10
1
µs
-6
10
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
Ratings Exceeded
Reverse Polarity
Protection
50V
OVP
TIME (SECONDS)
1s
0
10
100ms
-1
10
10ms
-2
10
1ms
-3
10
100
µs
-4
10
10
µs
-5
10
1
µs
-6
10
600
400
200
0
200
400
600
800
Ratings Exceeded
Reverse Polarity
Protection
500V
OVP
400V
28Vdc Input
270Vdc Input
* 1% duty cycle max., for short duration transient capability refer to specifications
• Thermal impedance, chassis-to-air, is provided for 1-up, 2-up and 3-up MI-ComPAC
package configurations as a function of air flow.
• Case temperature = (total power dissipated x thermal impedance) + ambient temperature.
• Watts dissipated per output = (output power ÷ efficiency) – output power.
(1) To order optional heat sink add –H1 to part number
Thermal Impedance — Case-to-Air (°C/W)
Standard Units
With Optional Heat Sink (1)
1-up
2-up
3-up
1-up
2-up
3-up
Free Air (Horiz.)
3.6
1.7
1.4
2.1
1.3
1.0
Forced Convection Through Heat Sink Fins
50 LFM
2.7
1.4
1.3
1.5
1.1
0.9
100 LFM
2.3
1.3
1.1
1.2
0.9
0.7
250 LFM
1.6
1.0
0.8
0.7
0.5
0.4
500 LFM
1.2
0.7
0.6
0.4
0.3
0.3
750 LFM
0.9
0.5
0.5
0.3
0.2
0.2
1000 LFM
0.8
0.4
0.4
0.2
0.2
0.2
Disable Current
• 4mA DC minimum for 1-up ComPAC
• 8mA DC minimum for 2-up ComPAC
• 12mA DC minimum for 3-up ComPAC
The MI-ComPAC incorporates an optically isolated master disable input which will shut down the
MI-ComPAC when a current is driven through the disable terminals.
MI-ComPAC 11/02
3 of 4



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com