công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX85C18 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện BZX85C18
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT 1.3W SILICON ZENER DIODE 3.3 VOLTS THRU 33 VOLTS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

BZX85C18 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  BZX85C18 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp BZX85C18 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Central
Semiconductor Corp.
TM
BZX85C3V3
THRU
BZX85C33
SURFACE MOUNT
1.3W SILICON ZENER DIODE
3.3 VOLTS THRU 33 VOLTS
R0 (12-May 2009)
DO-41 CASE - MECHANICAL OUTLINE
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: (TA=25°C) VF=1.2V MAX @ IF=200mA (for all types)
Type
Zener Voltage
VZ @ IZT
Test
Current
Maximum Zener
Impedance
Maximum
Reverse
Current
Maximum
Reverse
Surge
Current
Maximum
Zener
Current
MIN
(V)
NOM
(V)
MAX
(V)
IZT
(mA)
ZZT@IZT
(Ω)
ZZK @ IZK
(Ω)
(mA)
IR @ VR
(μA)
(V)
IRSM
(mA)
IZM
(mA)
BZX85C13
12.4
13
13.7
20
10
400
0.5
0.5
9.1
344
69
BZX85C15
14.3
15
15.8
15
15
500
0.5
0.5
10.5
304
61
BZX85C16
15.2
16
16.8
15
15
500
0.5
0.5
11.0
285
57
BZX85C18
17.1
18
18.9
15
20
500
0.5
0.5
12.5
250
50
BZX85C20
19.0
20
21.0
10
24
600
0.5
0.5
14.0
225
45
BZX85C22
20.9
22
23.1
10
25
600
0.5
0.5
15.5
205
41
BZX85C24
22.8
24
25.2
10
25
600
0.5
0.5
17.0
190
38
BZX85C27
25.7
27
28.4
8.0
30
750
0.25
0.5
19.0
170
34
BZX85C30
28.5
30
31.5
8.0
30
1,000
0.25
0.5
21.0
150
30
BZX85C33
31.4
33
34.7
8.0
35
1,200
0.25
0.5
23.0
135
27



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com