| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TIP36A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIP36A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp |
|
2 / 2 page ![]() Central Semiconductor Corp. TM TO-218 TRANSISTOR CASE - MECHANICAL OUTLINE TIP35 TIP35A TIP35B TIP35C NPN TIP36 TIP36A TIP36B TIP36C PNP COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS R1 (29-October 2008) LEAD CODE: 1) BASE 2) COLLECTOR 3) EMITTER Note: Tab is common to lead 2. MARKING: FULL PART NUMBER |