công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC94300YCS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC94300YCS
Giải thích chi tiết về linh kiện  200mA Switch with Ripple Blocker??Technology
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC94300YCS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micrel Semiconductor

  MIC94300YCS Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor MIC94300YCS Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC94300YCS Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC94300YCS Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC94300YCS Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC94300YCS Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC94300YCS Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC94300YCS Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC94300YCS Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
Micrel, Inc.
MIC94300
February 2012
2
M9999-020312-A
Ordering Information
Part Number
Marking Code
Package
Lead Finish
MIC94300YCS
AF
0.88mm
× 0.88mm WLCSP
Pb-Free
MIC94300YMT
1,2
43Z
1.2mm
× 1.6mm Thin MLF®
Pb-Free
Notes:
1.
Thin MLF
® ▲ = Pin 1 identifier.
2.
Thin MLF
® is a GREEN RoHS-compliant package. Lead finish is NiPdAu. Mold compound is Halogen Free.
Pin Configuration
Top View
Top View
4-Ball 0.88mm
× 0.88mm CSP (CS)
4-Pin 1.2mm
× 1.6mm Thin MLF® (MT)
Pin Description
Pin Number
(Thin MLF
®)
Ball Number
(CSP)
Pin Name
Pin Name
1
B2
EN
Enable input. A logic HIGH signal on this pin enables the part. Logic LOW
disables the output. Do not leave floating.
2
B1
GND
Ground.
3
A1
VOUT
Power switch output.
4
A2
VIN
Power switch input and chip supply.
EP
−
ePad
Exposed Heatsink Pad. Connect to Ground for best thermal performance.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com