công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N4401 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

tên linh kiện 2N4401
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd

2N4401 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

  2N4401 Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd 2N4401 Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd 2N4401 Datasheet HTML 3Page - Tiger Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Characteristics Curve
Current Gain & Collector Current
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
Collector Current (mA)
VCE=2V
VCE=1V
Saturation Voltage & Collector Current
10
100
1000
10000
0.1
1
10
100
1000
Collector Current (mA)
VBE(sat) @ IC=10IB
VCE(sat) @ IC=10IB
Capacitance & Reverse-Biased Voltage
1
10
100
0.1
1
10
100
Reverse Biased Voltage (V)
Cob
Cutoff Frequency & Collector Current
10
100
1000
1
10
100
1000
Collector Current (mA)
VCE=10V
Safe Operating Area
1
10
100
1000
10000
1
10
100
Forward Biased oltage-VCE( V )
PT=1ms
PT=100ms
PT=1s
TIGER ELECTRONIC CO.,LTD
TIGER ELECTRONIC CO.,LTD



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com