công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC2G125GS bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC2G125GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual bus buffer/line driver; 3-state
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC2G125GS bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC2G125GS Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 22 page
background image
74LVC2G125
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 12 — 1 December 2011
15 of 22
NXP Semiconductors
74LVC2G125
Dual bus buffer/line driver; 3-state
Fig 14. Package outline SOT996-2 (XSON8U)
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT996-2
- - -
- - -
SOT996-2
07-12-18
07-12-21
UNIT
A
max
mm
0.5
0.05
0.00
0.35
0.15
3.1
2.9
0.5
1.5
0.5
0.3
0.6
0.4
0.1
0.05
A1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
XSON8U: plastic extremely thin small outline package; no leads;
8 terminals; UTLP based; body 3 x 2 x 0.5 mm
0
1
2 mm
scale
b
D
2.1
1.9
E
e
e1
L
L1
0.15
0.05
L2
v
w
0.05
y
y1
0.1
C
y
C
y1
X
b
14
85
e1
e
A
C
B
v M
C
w M
L2
L1
L
terminal 1
index area
B
A
D
E
detail X
A
A1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com