công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G74GS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G74GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC1G74GS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74LVC1G74GS Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74GS Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74GS Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74GS Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74GS Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74GS Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74GS Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74GS Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74GS Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
74LVC1G74
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 10 — 2 December 2011
5 of 25
NXP Semiconductors
74LVC1G74
Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
6.2 Pin description
7.
Functional description
[1]
H = HIGH voltage level;
L = LOW voltage level;
X = don’t care.
[1]
H = HIGH voltage level;
L = LOW voltage level;
 = LOW-to-HIGH CP transition;
Qn+1 = state after the next LOW-to-HIGH CP transition.
Table 3.
Pin description
Symbol
Pin
Description
SOT505-2, SOT765-1, SOT833-1, SOT1089,
SOT996-2, SOT1116 and SOT1203
SOT902-1
CP
1
7
clock input (LOW-to-HIGH, edge-triggered)
D
2
6
data input
Q
3
5
complement output
GND
4
4
ground (0 V)
Q
5
3
true output
RD
6
2
asynchronous reset-direct input (active LOW)
SD
7
1
asynchronous set-direct input (active LOW)
VCC
8
8
supply voltage
Table 4.
Function table for asynchronous operation[1]
Input
Output
SD
RD
CP
D
Q
Q
L
H
XXH
L
H
L
XXL
H
L
L
XXH
H
Table 5.
Function table for synchronous operation[1]
Input
Output
SD
RD
CP
D
Qn+1
Qn+1
HH
LLH
HH
HHL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com