công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC2G125GD bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC2G125GD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual bus buffer/line driver; 3-state
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC2G125GD bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC2G125GD Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GD Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GD Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GD Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GD Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GD Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GD Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GD Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GD Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 22 page
background image
74LVC2G125
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 12 — 1 December 2011
12 of 22
NXP Semiconductors
74LVC2G125
Dual bus buffer/line driver; 3-state
Fig 11. Package outline SOT765-1 (VSSOP8)
UNIT
A1
A
max.
A2
A3
bp
L
HE
Lp
wy
v
ce
D(1)
E(2)
Z(1)
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.00
0.85
0.60
0.27
0.17
0.23
0.08
2.1
1.9
2.4
2.2
0.5
3.2
3.0
0.4
0.1
8
°
0
°
0.13
0.1
0.2
0.4
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.40
0.15
Q
0.21
0.19
SOT765-1
MO-187
02-06-07
w M
bp
D
Z
e
0.12
14
8
5
θ
A2
A1
Q
Lp
(A3)
detail X
A
L
HE
E
c
v M A
X
A
y
2.5
5 mm
0
scale
VSSOP8: plastic very thin shrink small outline package; 8 leads; body width 2.3 mm
SOT765-1
1
pin 1 index



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com