công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BPX65 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BPX65
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BPX65 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  BPX65 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BPX65 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BPX65 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BPX65 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
BPX 65
BPX 66
Semiconductor Group
343
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
Top; Tstg
–40 ... +80
oC
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom
Gehäuse entfernt bei Lötzeit t
≤ 3s)
Soldering temperature in 2 mm distance
from case bottom (t
≤ 3s)
TS
230
oC
Sperrspannung
Reverse voltage
VR
50
V
Verlustleistung, TA = 25
oC
Total power dissipation
Ptot
250
mW
Kennwerte (TA = 25
oC, Normlicht A, T = 2856 K)
Characteristics (TA = 25
oC, standard light A, T = 2856 K)
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Fotoempfindlichkeit, VR = 5 V
Spectral sensitivity
S
10 (
≥ 5.5)
nA/Ix
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λ
S max
850
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S = 10% von Smax
Spectral range of sensitivity
S = 10% of Smax
λ
350 ... 1100
nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche
Radiant sensitive area
A
1.00
mm2
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
Dimensions of radiant sensitive area
L x B
L x W
1x1
mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseober-
fläche
Distance chip front to case surface
H
2.25 ... 2.55
mm
Halbwinkel
Half angle
ϕ± 40
Grad
deg.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com