| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS8705 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Integrated Device Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS8705 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Integrated Device Technology |
|
17 / 18 page ![]() 8705BY www.idt.com REV. H JULY 2, 2010 17 ICS8705 ZERO DELAY, DIFFERENTIAL-TO-LVCMOS/LVTTL CLOCK GENERATOR T E E H S Y R O T S I H N O I S I V E R v e Re l b a Te g a Pe g n a h C f o n o i t p i r c s e De t a D A1 m a r g a i D k c o l B d e t a d p U 2 0 / 5 2 / 1 B A 3 T A 5 T B 5 T ; F 4 T : D 4 T 3 5 7 , 6 n m u l o c e g n a R y c n e u q e r F e c n e r e f e R e h t d e s i v e r - e l b a T n o i t c n u F e l b a n E L L P m o r f w o r y c n e u q e r F t u p t u O e h t d e t a d p u - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C A V 3 . 3 . x a M z H M 5 7 2 o t . x a M z H M 0 5 3 . s e l b a t V 5 . 2 d e d d A 2 0 / 4 1 / 3 C A 3 T A 5 T B 5 T 3 5 7 n m u l o c e g n a R y c n e u q e r F e c n e r e f e R e h t d e s i v e r - e l b a T n o i t c n u F e l b a n E L L P m o r f w o r y c n e u q e r F t u p t u O e h t d e t a d p u - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C A V 3 . 3 . x a M z H M 0 5 2 o t . x a M z H M 5 7 2 m o r f w o r y c n e u q e r F t u p t u O e h t d e t a d p u - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C A V 5 . 2 . x a M z H M 0 5 2 o t . x a M z H M 5 7 2 2 0 / 4 / 4 C1 T2 . s n o i t p i r c s e d n i p r e w o p d e s i v e r - e l b a T n o i t p i r c s e D n i P 2 0 / 0 1 / 4 C2 T2 C n i ) l a c i p y t ( F p 3 2 d d a - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C n i P D P . w o r2 0 / 5 1 / 7 C1 T2 " . 0 1 n i p o t t c e n n o C " d e c a l p e r , n o i t p i r c s e d m o r f 0 1 # n i P - e l b a T n o i t p i r c s e D n i P " . s t u p t u o e h t f o e n o o t t c e n n o C " h t i w 2 0 / 1 / 8 C1 T 2 8 . n o i t p i r c s e d R M d n a n o i t p i r c s e d 0 K L C d e s i v e R . m a r g a i D e m i T ll a F / e s i R t u p t u O d e s i v e R 2 0 / 1 2 / 8 D D 4 T , A 4 T , 1 T B 5 T , A 5 T 6 , 4 , 2 7 , 5 V r o f n o i t p i r c s e d d e s i v e R D D . y l p p u s e v i t i s o P m o r f y l p p u s e r o C d a e r o t s n o i t i d n o c t s e t t n e r e f f i d h t i w " c d o " o t w o r r e h t o n a d e d d a , s c i t s i r e t c a r a h C C A . s e u l a v d n a . t a m r o f d e t a d p U 2 0 / 2 2 / 1 1 E 1 B 5 T & A 5 T 2 7 & 5 . n o i t p i r c s e d R M d e s i v e r - e l b a t n o i t p i r c s e D n i P . 1 K L C n , 1 K L C r o f s t i m il t e s f f O e s a h P c i t a t S e h t d e g n a h C - s e l b a t C A 3 0 / 2 2 / 1 F B 5 T & A 5 T7 & 5 . " 2 * x Q , z H M 6 6 = F E R f " h t i w t e s f f O e s a h P c i t a t S d e d d a - s e l b a t C A 4 E T O N d a e r o t r e t e m a r a p O P S n i o p y t d e t c e r r o c - e l b a t C A V 3 . 3 . 7 E T O N m o r f " . . . L T T V L / S O M C V L - o t - l a i t n e r e f f i D . . . " d a e r o t e l t i t d e s i v e r t e e h s a t a d t u o h g u o r h T 3 0 / 3 1 / 2 G B 5 T7 9 . 5 e t o N d n a , c e p s r e t t i J e s a h P d e d d a - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C A V 5 . 2 . m a r g a i D O P S & r e t t i J e s a h P h t i w m a r g a i D t e s f f O e s a h P c i t a t S d e c a l p e R 3 0 / 4 1 / 3 G 2 T2 1 1 C d e g n a h c - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C n i P N I . l a c i p y t F p 4 o t . x a m F p 4 m o r f . n o i t c e s e c a f r e t n I t u p n I k c o l C l a i t n e r e f f i D d e d d A 3 0 / 5 1 / 5 G3 1 & 2 1e n il e d i u G t u o y a L d e d d A 3 0 / 6 / 6 G6 T4 1r e b m u n t r a p " e e r F - d a e L " d e d d a - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O 4 0 / 6 1 / 6 G 8 T 1 6 1 . t e ll u b e r u t a r e p m e t d e d d a - n o i t c e S s e r u t a e F . e t o n " e e r F - d a e L " d e d d A - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O 5 0 / 8 1 / 3 H8 T 6 1 8 1 . S C I m o r f T D I h t i w r e t o o f / r e d a e h s ' t e e h s a t a d d e t a d p U . n m u l o c r e b m u N r e d r O / t r a P m o r f x i f e r p " S C I " d e v o m e R . e g a P t c a t n o C d e d d A 0 1 / 2 / 7 |