công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1DL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

tên linh kiện ES1DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Super Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600 V Forward Current 1.0 A
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

ES1DL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

  ES1DL Datasheet HTML 1Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd ES1DL Datasheet HTML 2Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SIYU R
特性曲线 Characteristic Curves
正向特性曲线(典型值)
正向电压
VF(V)
TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
VF Instantaneous Forward Voltage (V)
TJ=25°C
ES1AL ...... ES1JL
大昌电子
DACHANG ELECTRONICS
环境温度 Ta(
°C)
通过电流的周期
浪涌特性曲线(最大值)
FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Tamb, ambient temperature (°C)
MAXIMUM NON REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
Number of Cycles at 60 Hz.
正向电流降额曲线
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
25
50
75 100 125 150 175
1
2
4 6
10
20
40
100
40
30
20
10
0
50
1.4
0.01
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.1
1.0
10
50
ES1AL thru ES1DL
ES1EL thru ES1GL
ES1JL
Tj = 25 °C



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com