công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX84C6V2CC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện BZX84C6V2CC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR ZENER DIODES
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

BZX84C6V2CC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

  BZX84C6V2CC Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. BZX84C6V2CC Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. BZX84C6V2CC Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Electrical Characteristics ( Ta = 25
O
C unless otherwise noted, VF < 0.9 V at IF = 10 mA)
Zener Voltage Range
1)
Dynamic Resistance
Reverse Leakage Current
Type
Marking
Code
Min.
Nom.
Max.
IZT (mA)
ZZT Max. (Ω)
IR Max. (µA)
at VR (V)
BZX84C2V4CC
JH
2.2
2.4
2.6
5
100
50
1
BZX84C2V7CC
JJ
2.5
2.7
2.9
5
100
20
1
BZX84C3V0CC
JK
2.8
3
3.2
5
95
10
1
BZX84C3V3CC
JM
3.1
3.3
3.5
5
95
5
1
BZX84C3V6CC
JN
3.4
3.6
3.8
5
90
5
1
BZX84C3V9CC
JP
3.7
3.9
4.1
5
90
3
1
BZX84C4V3CC
JR
4
4.3
4.6
5
90
3
1
BZX84C4V7CC
JX
4.4
4.7
5
5
80
3
2
BZX84C5V1CC
JY
4.8
5.1
5.4
5
60
2
2
BZX84C5V6CC
JZ
5.2
5.6
6
5
40
1
2
BZX84C6V2CC
KA
5.8
6.2
6.6
5
10
3
4
BZX84C6V8CC
KB
6.4
6.8
7.2
5
15
2
4
BZX84C7V5CC
KC
7
7.5
7.9
5
15
1
5
BZX84C8V2CC
KD
7.7
8.2
8.7
5
15
0.7
5
BZX84C9V1CC
KE
8.5
9.1
9.6
5
15
0.5
6
BZX84C10CC
KF
9.4
10
10.6
5
20
0.2
7
BZX84C11CC
KH
10.4
11
11.6
5
20
0.1
8
BZX84C12CC
KJ
11.4
12
12.7
5
25
0.1
8
BZX84C13CC
KK
12.4
13
14.1
5
30
0.1
8
BZX84C15CC
KM
14.3
15
15.8
5
30
0.05
10.5
BZX84C16CC
KN
15.3
16
17.1
5
40
0.05
11.2
BZX84C18CC
KP
16.8
18
19.1
5
45
0.05
12.6
BZX84C20CC
KR
18.8
20
21.2
5
55
0.05
14
BZX84C22CC
KX
20.8
22
23.3
5
55
0.05
15.4
BZX84C24CC
KY
22.8
24
25.6
5
70
0.05
16.8
BZX84C27CC
KZ
25.1
27
28.9
2
80
0.05
18.9
BZX84C30CC
MA
28
30
32
2
80
0.05
21
BZX84C33CC
MB
31
33
35
2
80
0.05
23.1
BZX84C36CC
MC
34
36
38
2
90
0.05
25.2
BZX84C39CC
MD
37
39
41
2
130
0.05
27.3
BZX84C43CC
ME
40
43
46
2
150
0.05
30.1
BZX84C47CC
MF
44
47
50
2
170
0.05
32.9
BZX84C51CC
MH
48
51
54
2
180
0.05
35.7
BZX84C56CC
MJ
52
56
60
2
200
0.05
39.2
BZX84C62CC
MK
58
62
66
2
215
0.05
43.4
BZX84C68CC
MM
64
68
72
2
240
0.05
47.6
BZX84C75CC
MN
70
75
79
2
255
0.05
52.5
1) Tested with pulses tp = 20 ms.
BZX84C…CC Series
2
Date:2011/05
www.htsemi.com
semiconductor
JinYu



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com