công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC5343 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện 2SC5343
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (NPN)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

2SC5343 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

  2SC5343 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. 2SC5343 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
Excellent hFE Linearity
Low Noise.
MAXIMUM RATINGS (TA=25
℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
60
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
50
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current -Continuous
150
mA
Ib
Base Current -Continuous
50
mA
PC
Collector Power dissipation
0.2
W
TJ
Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature
-55-150
℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=100μA,IE=0
60
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC=10mA,IB=0
50
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=10μA,IC=0
5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=60V,IE=0
0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V,IC=0
0.1
μA
DC current gain
hFE(1)
VCE=6V,IC=2mA
70
700
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=100mA,IB=10mA
0.1
0.25
V
Transition frequency
fT
VCE=10V,IC=1mA
80
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V,IE=0,f=1MHz
3.5
pF
Noise figure
NF
VCE=6V,Ic=0.1mA,
f=1KHZ,Rg=10KΩ
10
dB
CLASSIFICATION OF
hFE
Rank
O
Y
G
L
Range
70-140
120-240
200-400
300-700
SOT-23
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
2SC5343
1 
www.htsemi.com
semiconductor
JinYu


Số phần tương tự - 2SC5343

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
2SC5343 AUK-2SC5343 Datasheet
231Kb / 4P
NPN Silicon Transistor (General small signal amplifier)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SC5343 BILIN-2SC5343 Datasheet
225Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
Rev.A
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC5343 SECOS-2SC5343 Datasheet
96Kb / 2P
NPN Transistor Plastic-Encapsulate Transistors
logo
KODENSHI_AUK CORP.
2SC5343 KODENSHI-2SC5343 Datasheet
231Kb / 4P
General small signal amplifier
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SC5343 WINNERJOIN-2SC5343 Datasheet
166Kb / 2P
SOT-23 TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - 2SC5343

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com