công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP0504BAHTG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Littelfuse

tên linh kiện SP0504BAHTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  SP050xBA Lead-Free/Green Series
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

SP0504BAHTG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Littelfuse

  SP0504BAHTG Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SP0504BAHTG Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SP0504BAHTG Datasheet HTML 3Page - Littelfuse SP0504BAHTG Datasheet HTML 4Page - Littelfuse SP0504BAHTG Datasheet HTML 5Page - Littelfuse SP0504BAHTG Datasheet HTML 6Page - Littelfuse SP0504BAHTG Datasheet HTML 7Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
77
©2009 Littelfuse, Inc.
SPA™ Silicon Protection Array Products
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to http://www.littelfuse.com for current information.
Surface Mount TVS Avalanche Diode Array
SP050xBA Lead-Free/Green Series
Package Dimensions - SOT143
504 BA
E
LF
D
E1
A
A1
C
B
L1
L2
SP0504BAATG - TSSOP-8
Package
TSSOP-8
Pins
8
Millimeters
Inches
Min
Max
Min
Max
D
2.90
3.10
0.114
.122
E
6.40 REF
.252 REF
E1
4.29
4.50
.17
.18
A
1.194 REF
.047 REF
A1
0.051
0.152
.002
0.006
B
-
0.30
-
0.012TYP
C
-
0.66
-
TYP
L1
0.51
0.76
.020
.030
L2
0.102
0.203
.004
.008
506 B
D
E1
E
A
A1
B
C
L1
L2
LF
SP0506BAATG - MSOP-8
Package
MSOP-8
Pins
8
Millimeters
Inches
Min
Max
Min
Max
D
2.90
3.10
0.114
.122
E
4.78
4.98
.188
.196
E1
2.90
3.10
.114
.122
A
0.87
1.17
.034
.046
A1
0.05
0.25
.002
0.010
B
-
0.30TYP
-
0.012TYP
C
-
0.65TYP
-
0.026TYP
L1
0.52
0.54
0.020
0.021
L2
-
0.18TYP
-
.007TYP
F
-
5.28
-
.208
F1
-
4.24
-
.167
G
-
0.65
-
0.026
H
-
0.38
-
.015
I
-
1.04
-
.041
F1
F
I
H
G
Recommended Pad Layout
503B
E
E1
c
e
e1
1
2
4
3
b2
b
A1
A
D
L
L1
SP0503BAHTG - SOT143-4
Package
SOT143-4
Pins
4
JEDEC
TO-253
Millimeters
Inches
Min
Max
Min
Max
A
0.08
1.22
0.003
0.048
A1
0.05
0.15
0.002
0.006
b
0.30
0.50
0.012
0.020
b2
0.76
0.89
0.030
0.035
c
0.08
0.20
0.003
0.008
D
2.80
3.04
0.110
0.120
E
2.10
2.64
0.082
0.104
E1
1.20
1.40
0.047
0.055
e
1.92 BSC
0.076 BSC
e1
0.20 BSC
0.008 BSC
L
0.4
0.6
0.016
0.024
L1
0.550 REF
0.022 REF
3.40 (.134")
3.60 (.140")
0.80 (.032")
1.00 (.040")
2.20
(.087")
REF
1.90
(.075")
1.70
(.067")
1.00 (.040")
1.20 (.048")
0.80 (.032")
1.00 (.040")
BSC
MAX
1.40 (.055")
Recommended Pad Layout
Package Dimensions - TSSOP
Package Dimensions - MSOP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7