| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BZX79C2V0 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BZX79C2V0 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
|
4 / 4 page ![]() BZX79C2V 0-BZX79C75 500mW,5% Tolerance Zener Diode Small Signal Diode Tape & Reel specification 260+/-3 48+/-1 20+/-0.5 72+3/-1 0.55(MAX) 0.69(MAX) 3.2Min 0 52.0+/-0.69 5.08+/-0.40 +/-0.69 1.2 Max H G F E W1 D2 D1 D Reel outside diameter Reel inner diameter Feed hole width Reel width Tape Mismatch Glass offset Taped lead lead beyond tape Symbol Dimension(mm) Untaped lead Bent K L1-L2 C B A 64+1.69/-0.69 Tape spacing Component Pitch Item Overall width E L2 L1 F G H B A C K W1 D1 D2 D Version : C11 |