công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR30L45CT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện MBR30L45CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  30.0AMPS Low VF Schottky Barrier Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

MBR30L45CT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  MBR30L45CT Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd MBR30L45CT Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Version:H12
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (MBR30L45CT THRU MBR30L100CT)
FIG.1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
0
5
10
15
20
25
30
35
0
25
50
75
100
125
150
CASE TEMPERATURE (
oC)
RESISTIVE OR
INDUCTIVELOA
FIG. 2 MAXIMUM FORWARD SURGE
CURRENT
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
8.3mS Single Half Sine Wave
JEDEC Method
FIG. 4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0.1
1
10
100
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
TA=125℃
TA=25℃
FIG. 5 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
100
1000
10000
0.1
1
10
100
REVERSE VOLTAGE (V)
30L45CT
30L60CT-100CT
FIG. 3 TYPICAL FORWARD CHARACTERISRICS
0.1
1
10
100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
FORWARD VOLTAGE (V)
30L45CT
TA=125℃
30L45CT
TA=25℃
30L60CT-100CT
TA=125℃
30L60CT-100CT
TA=25℃
FIG. 6 TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
PER LEG
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
100
T-PULSE DURATION(s)



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com