công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ARS005 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

tên linh kiện ARS005
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Trang chủ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

ARS005 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  ARS005 Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd ARS005 Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
扬州扬杰电子科技股份有限公司
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
www.21yangjie.com
Document Number 0088
Rev. 1.0, 22-Sep-11
ARS/AR50 SERIES
■特性曲线(典型) Characteristics(Typical)
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.1
0.2
0.5
VF(V)
图3:正向电压曲线
FIG3:Instantaneous Forward Voltage
1.0
10
20
40
60
5.0
0
20
40
60
80
100
0.01
0.1
1.0
10
100
Voltage(%)
Tj=125℃
Tj=25℃
FIG4:Typical Reverse Characteristics
图4:反向电流曲线
Ta(℃)
图
1:Io-Ta曲线
FIG1:Io-Ta Curve
0
10
125
135
175
20
30
40
50
145
155
165
1
0
图2:耐正向浪涌电流曲线
2
5
10
20
50
100
100
200
500
FIG2:Surge Forward Current Capadility
周波数
Number of Cycles
300
400



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com