công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W25Q16CVSNIP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Winbond

tên linh kiện W25Q16CVSNIP
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V 16M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI
PDF  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINBOND [Winbond]
Trang chủ  http://www.winbond.com
Logo WINBOND - Winbond

W25Q16CVSNIP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Winbond

Back Button W25Q16CVSNIP Datasheet HTML 3Page - Winbond W25Q16CVSNIP Datasheet HTML 4Page - Winbond W25Q16CVSNIP Datasheet HTML 5Page - Winbond W25Q16CVSNIP Datasheet HTML 6Page - Winbond W25Q16CVSNIP Datasheet HTML 7Page - Winbond W25Q16CVSNIP Datasheet HTML 8Page - Winbond W25Q16CVSNIP Datasheet HTML 9Page - Winbond W25Q16CVSNIP Datasheet HTML 10Page - Winbond W25Q16CVSNIP Datasheet HTML 11Page - Winbond Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 79 page
background image
W25Q16CV
Publication Release Date: April 01, 2011
- 7 -
Revision C
3.3 Pin Configuration PDIP 300-mil
1
2
3
4
8
7
6
5
/CS
DO (IO
1)
/WP (IO
2)
GND
VCC
/HOLD (IO
3)
DI (IO
0)
CLK
Top View
Figure 1c. W25Q16CV Pin Assignments, 8-pin PDIP (Package Code DA)
3.4 Pin Description SOIC 150/208-mil, WSON 6x5-mm and PDIP 300-mil
PIN NO.
PIN NAME
I/O
FUNCTION
1
/CS
I
Chip Select Input
2
DO (IO1)
I/O
Data Output (Data Input Output 1)*
1
3
/WP (IO2)
I/O
Write Protect Input ( Data Input Output 2)*
2
4
GND
Ground
5
DI (IO0)
I/O
Data Input (Data Input Output 0)*
1
6
CLK
I
Serial Clock Input
7
/HOLD (IO3)
I/O
Hold Input (Data Input Output 3)*
2
8
VCC
Power Supply
*1 IO0 and IO1 are used for Standard and Dual SPI instructions
*2 IO0 – IO3 are used for Quad SPI instructions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com