công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XT49S-30SP12ME2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện XT49S-30SP12ME2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Profile Holder Type Crystal Units
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

XT49S-30SP12ME2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  XT49S-30SP12ME2 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix XT49S-30SP12ME2 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix XT49S-30SP12ME2 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: frequency@vishay.com
Document Number: 35014
2
Revision: 19-Mar-10
XT49S
Vishay Dale
Low Profile Holder Type Crystal Units
ORDERING INFORMATION
XT49S
R
-20
SP
12M
e2
MODEL
OTR
blank = standard
R = - 40 °C to + 85 °C
LOAD
blank = series
-16 = 16 pF
-20 = 20 pF standard
-30 = 30 pF
-32 = 32 pF
OPTIONS
blank = standard
SP = spacer
SL = sleeve
FREQUENCY/MHz
JEDEC LEAD (Pb)-FREE
STANDARD
GLOBAL PART NUMBER
XT
9
S
2
0
A
N
A
1
2
M
MODEL
LOAD
PACKAGE
CODE
OPTION
FREQUENCY
GLOBAL PART NUMBERING
XT
9
S
2
0
A
N
A
4
0
M
MODEL NUMBER
LOAD
CAPACITANCE
PACKAGE
CODE
OPTIONS
FREQUENCY
XT9S = XT49S
XT9M = XT49M
XTU1 = XTUM1
18 = 18 pF
20 = 20 pF
NL = series
to be specified by
customer
Tape and reel
G = RF5 (XT9S)
H = RF7 (XT9M)
Bulk
A = B04
(all models)
NA = no additional
options
RR = extended
temperature
of - 40 °C to + 85 °C
Contact factory for
all other options
4M = 4 MHz
40M = 40 MHz
100M = 100 MHz
12M288 = 12.288 MHz
M is used as
decimal place
holder in frequency
Example: XT49S-20 40M
X
T
36
20
A
1
2
M
MODEL NUMBER
LOAD CAPACITANCE
PACKAGE
CODE
FREQUENCY
XT46 = XT46C
XT36 = XT36C
18 = 18 pF
20 = 20 pF
NL = series
to be specified by
customer
Tape and reel
H = RF7
Bulk
A = B04
(all models)
4M = 4 MHz
40M = 40 MHz
100M = 100 MHz
12M288 = 12.288 MHz
M is used as
decimal place
holder in frequency
Example: XT36C-20 12M



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com