công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSD87330Q3D bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CSD87330Q3D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Synchronous Buck NexFET??Power Block
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CSD87330Q3D bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button CSD87330Q3D Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CSD87330Q3D Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CSD87330Q3D Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CSD87330Q3D Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CSD87330Q3D Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CSD87330Q3D Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CSD87330Q3D Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CSD87330Q3D Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CSD87330Q3D Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
0.001
0.01
0.1
1
10
0
5
10
15
20
25
30
VDS - Drain-to-Source Voltage - V
Ciss = Cgd + Cgs
Coss = Cds + Cgd
Crss = Cgd
f = 1MHz
VGS = 0V
0.001
0.01
0.1
1
10
0
5
10
15
20
25
30
VDS - Drain-to-Source Voltage - V
Ciss = Cgd + Cgs
Coss = Cds + Cgd
Crss = Cgd
f = 1MHz
VGS = 0V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
−75
−25
25
75
125
175
TC - Case Temperature - ºC
ID = 250µA
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
−75
−25
25
75
125
175
TC - Case Temperature - ºC
ID = 250µA
0
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VGS - Gate-to- Source Voltage - V
TC = 25°C
TC = 125ºC
ID = 15A
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VGS - Gate-to- Source Voltage - V
TC = 25°C
TC = 125ºC
ID = 15A
CSD87330Q3D
www.ti.com
SLPS284B
– AUGUST 2011 – REVISED SEPTEMBER 2011
TYPICAL POWER BLOCK MOSFET CHARACTERISTICS (continued)
TA = 25°C, unless stated otherwise.
TEXT ADDED FOR SPACING
TEXT ADDED FOR SPACING
Figure 16. Control MOSFET Capacitance
Figure 17. Sync MOSFET Capacitance
TEXT ADDED FOR SPACING
TEXT ADDED FOR SPACING
Figure 18. Control MOSFET VGS(th)
Figure 19. Sync MOSFET VGS(th)
TEXT ADDED FOR SPACING
TEXT ADDED FOR SPACING
Figure 20. Control MOSFET RDS(on) vs VGS
Figure 21. Sync MOSFET RDS(on) vs VGS
Copyright
© 2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com