công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT7570-2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT7570-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  100mA Low Power LDO
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT7570-2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT7570-2 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT7570-2 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT7570-2 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT7570-2 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT7570-2 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT7570-2 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT7570-2 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT7570-2 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT7570-2 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Application Circuits
Basic Circuit
High Output Current Positive Voltage Regulator
Short-Circuit Protection for Tr1
HT75XX-2
Rev. 1.20
4
June 1, 2011
C o m m o n
C o m m o n
S i n g l e p o i n t G N D
G N D
T r 1
R s
R 1
H T 7 5 X X - 2
S e r i e s
C 1
1 0 m F
V O U T
V I N
C 2
1 0 m F
V O U T
V I N
C o m m o n
C o m m o n
S i n g l e p o i n t G N D
G N D
T r 1
R 1
H T 7 5 X X - 2
S e r i e s
C 2
1 0 m F
C 1
1 0 m F
V I N
V O U T
V O U T
V I N
C 2
1 0 m F
C o m m o n
C o m m o n
S i n g l e p o i n t G N D
G N D
V O U T
V I N
V I N
V O U T
C 1
1 0 m F
H T 7 5 X X - 2
S e r i e s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com