công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA2B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SA2B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Glass Passivated Rectifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SA2B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SA2B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SA2B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SA2B Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SA2B Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document Number: 88969
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 13-Oct-09
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
3
SA2B thru SA2M
Vishay General Semiconductor
New Product
Fig. 5 - Typical Reverse Leakage Characteristics
Fig. 6 - Typical Junction Capacitance
Fig. 7 - Typical Transient Thermal Impedance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
1000
100
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
0.1
0.01
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
100
100
10
10
1
1
0.1
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
100
10
1
0.1
10
1
0.01
1000
100
t - Pulse Duration (s)
Junction to Ambient
0.008 (0.203)
0.194 (4.93)
0.208 (5.28)
0.157 (3.99)
0.177 (4.50)
0.100 (2.54)
0.110 (2.79)
0.078 (1.98)
0.090 (2.29)
0.006 (0.152)
0.012 (0.305)
0.049 (1.25)
0.065 (1.65)
Cathode Band
0 (0)
DO-214AC (SMA)
Mounting Pad Layout
0.074 (1.88)
MAX.
0.208 (5.28)
REF.
0.066 (1.68)
MIN.
0.060 (1.52)
MIN.
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com