công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRB3035CTP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBRB3035CTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 2 x 15 A
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBRB3035CTP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  MBRB3035CTP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MBRB3035CTP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MBRB3035CTP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MBRB3035CTP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MBRB3035CTP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MBRB3035CTP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: diodestech@vishay.com
Document Number: 94310
2
Revision: 16-Mar-10
VS-MBRB30..CTPbF, VS-MBR30..CT-1PbF Series
Vishay High Power Products Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Note
(1) Pulse width < 300 μs, duty cycle < 2 %
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
VALUES
UNITS
Maximum forward voltage drop
VFM (1)
30 A
TJ = 25 °C
0.76
V
20 A
TJ = 125 °C
0.6
30 A
0.72
Maximum instantaneous
reverse current
IRM (1)
TJ = 25 °C
Rated DC voltage
1
mA
TJ = 125 °C
100
Threshold voltage
VF(TO)
TJ = TJ maximum
0.29
V
Forward slope resistance
rt
13.6
m
Ω
Maximum junction capacitance
CT
VR = 5 VDC (test signal range 100 kHz to 1 MHz), 25 °C
800
pF
Typical series inductance
LS
Measured from top of terminal to mounting plane
8.0
nH
Maximum voltage rate of change
dV/dt
Rated VR
10 000
V/μs
THERMAL - MECHANICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
VALUES
UNITS
Maximum junction temperature range
TJ
- 65 to 150
°C
Maximum storage temperature range
TStg
- 65 to 175
Maximum thermal resistance,
junction to case per leg
RthJC
DC operation
1.5
°C/W
Typical thermal resistance,
case to heatsink
RthCS
Mounting surface, smooth and greased
0.50
Maximum thermal resistance,
junction to ambient
RthJA
DC operation
50
Approximate weight
2g
0.07
oz.
Mounting torque
minimum
Non-lubricated threads
6 (5)
kgf · cm
(lbf · in)
maximum
12 (10)
Marking device
Case style D2PAK
MBRB3045CT
Case style TO-262
MBR3045CT-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com