công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRB1635TRLPBF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBRB1635TRLPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 16 A
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBRB1635TRLPBF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  MBRB1635TRLPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MBRB1635TRLPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MBRB1635TRLPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MBRB1635TRLPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MBRB1635TRLPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MBRB1635TRLPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix MBRB1635TRLPBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
Document Number: 94304
2
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
Revision: 23-Jun-10
VS-MBRB1635PbF, VS-MBRB1645PbF
Vishay Semiconductors
Schottky Rectifier, 16 A
Note
(1) Pulse width < 300 μs, duty cycle < 2 %
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
VALUES
UNITS
Maximum forward voltage drop
VFM (1)
16 A
TJ = 25 °C
0.63
V
TJ = 125 °C
0.57
Maximum instantaneous
reverse current
IRM (1)
TJ = 25 °C
Rated DC voltage
0.2
mA
TJ = 125 °C
40
Maximum junction capacitance
CT
VR = 5 VDC (test signal range 100 kHz to 1 MHz), 25 °C
1400
pF
Typical series inductance
LS
Measured lead from top of terminal to mounting plane
8.0
nH
Maximum voltage rate of change
dV/dt
Rated VR
10 000
V/μs
THERMAL - MECHANICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
VALUES
UNITS
Maximum junction temperature range
TJ
- 65 to 150
°C
Maximum storage temperature range
TStg
- 65 to 175
Maximum thermal resistance,
junction to case
RthJC
DC operation
1.50
°C/W
Typical thermal resistance,
case to heatsink
RthCS
Mounting surface, smooth and greased
0.50
Approximate weight
2g
0.07
oz.
Mounting torque
minimum
6 (5)
kgf · cm
(lbf · in)
maximum
12 (10)
Marking device
Case style D2PAK
MBRB1645



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com